Part Number Hot Search : 
AD526 STA2065N BB15204 P87C5 C103M RT9245C T8201090 MAX4540
Product Description
Full Text Search
 

To Download 320920062 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  bndig noyable embeddable 5x5x25mm 0,8 mm bndig noyable embeddable dw - a - 60 - c5 appareil miniature bo?tier carr, 5 x 5 x 25 mm miniature device square housing, 5 x 5 x 25 mm miniaturausfhrung rechteckiges geh?use, 5 x 5 x 25 mm wichtigste eigenschaften: ? geh?use rechteckig 5 x 5 x 25 mm, material messing verchromt ? betriebsspannung 10...30 vdc, aus - gangsstrom 200 ma ? led, kurzschlussschutz, induktions- schutz, verpolungs schutz eingebaut ? pnp- und npn- ausfhrung, schlies- ser und ?ffner caractristiques princi pales: ? bo?tier carr 5 x 5 x 25 mm, en laiton nickel-chrom ? tension de service 10 ... 30 vdc, courant la sortie 200 ma ? led, protections contre les courts - cir cuits, les surten sions indui tes et l'inversion de tension incorpores ? disponibles en pnp, npn, fer meture et ouver ture main features: ? square housing 5 x 5 x 25 mm, nickel - chrome-plated brass ? supply voltage 10 ... 30 vdc, output current 200 ma ? led, protections against short -cir- cuits, induced over voltages and power supply reversal built-in ? pnp and npn executions, n.o. and n.c. technische daten: (gem?ss iec 60947-5-2) bemessungsschaltabstand s n hysterese normmessplatte wiederholgenauigkeit betriebsspannungsbereich u b zul?ssige restwelligkeit ausgangsstrom spannungsabfall an ausg?ngen leerlaufstrom sperrstrom der ausg?nge schaltfrequenz oszillatorfrequenz bereitschaftsverz?gerung led (0 s 0,8 s r ) led (0,8 s r < s s r ) io- link (nur pnp ausfhrung, schliesser) umgebungstemperaturbereich t a temperaturdrift von s r kurzschlussschutz verpolungsschutz induktionsschutz schocken und schwingen leitungsl?nge gewicht (kabel / stecker) schutzart emv - schutz: iec 60947 -5- 2 (7.2.3.1) iec 61000 -4-2 iec 61000 -4-3 iec 61000 -4-4 geh?usematerial aktive fl?che anschlusskabel (andere l?ngen auf anfrage) caractristiques techniques: (selon cei 60947-5-2) porte nominale s n hystrse cible normalise reproductibilit tension de service u b ondulation admissible courant de sortie chute de tension aux sorties courant hors-charge courant rsiduel frquence de commutation frquence d'oscillateur retard la disponibilit led (0 s 0,8 s r ) led (0,8 s r < s s r ) io- link (version pnp, fermeture) plage de temprature ambiante t a drive en temprature de s r protection contre les courts -circuits protection contre les inversions protection contre tensions induites chocs et vibrations longueur du cable poids (cable / connecteur) indice de protection protection cem: cei 60947 -5- 2 (7.2.3.1) cei 61000 -4-2 cei 61000 -4-3 cei 61000 -4-4 matriau du bo?tier face sensible cable de raccordement (autres longueurs sur demande) technical data: (according to iec 60947-5-2) rated operating distance s n hysteresis standard target repeat accuracy supply voltage range u b max. ripple content output current output voltage drop no-load supply current leakage current switching frequency oscillator frequency time delay before availability led (0 s 0.8 s r ) led (0.8 s r < s s r ) io- link (pnp, n.o. version only) ambient temperature range t a temperature drift of s r short-circuit protection voltage reversal protection induction protection shocks and vibration cable length weight (cable / connector) degree of protection emc protection: iec 60947 -5- 2 (7.2.3.1) iec 61000 -4-2 iec 61000 -4-3 iec 61000 -4-4 housing material sensing face connection cable (other lengths on request) 0,8 mm 10% s r 5 x 5 x 1 mm 0,01 mm* 10 ... 30 vdc 20% u b 200 ma 2,0 v bei / / at 200 ma 10 ma 0,1ma 5'000 hz 950 khz 10 msec an / allume / on blinkend / clignotante / blinking integriert / intgr / built-in -25 ... + 70 o c 10% eingebaut / intgre / built-in eingebaut / intgre / built-in eingebaut / intgre / built-in iec 60947-5-2 / 7.4 100 m max. 27 g / 7 g ip 67 1 kv level 2 level 3 level 2 messing verchromt/laiton nickel- chro m/nickel-chrome- plated brass polyester 2 m / pur 3 x 0,055mm 2 / 30 x 0,05 mm ? anschlussschemen / schmas de raccordement / wiring diagrams *(u b = 20 ... 30 vdc, t a = 23 o c 5 o c) pnp npn (dw - a - 40 - c5) induktive sensoren dtecteurs inductifs inductive sensors durchmesser schaltabstand einbau diamtre porte montage diameter operating distance mounting data sheet i s o 9 0 0 1 : 2 0 0 0 c e r t i f i e d m a n a g e m e n t s y s t e m reg. n 1 1397 contrinex ag industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland - tel: +41 26 460 46 46 - fax: +41 26 460 46 40 - internet: www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com s8 steckerbelegung (sicht auf ger?t) attribution des pins (vue sur appareil) pin assignment (view onto device)
* typische werte / valeurs typiques / typical values dw-ad-60#-c5 dw-av-60#-c5-276 einbau / montage / installation: 2,4 3,3 5 metallfreier raum espace sans mtaux metal-free space aktive fl?che face sensible sensing face metallfreier raum espace sans mtaux metal-free space aktive fl?che face sensible sensing face der einsatz dieser ger?te in anwendungen, wo die sicherheit von personen von deren funktion abh?ngt, ist unzul?ssig . ?nderungen und lieferm?glich - keiten vorbehalten. ces dtecteurs ne peuvent tre utiliss dans des applications o la protection ou la scurit de personnes est concerne. sous rserve de modifications et de possibilits de livraison. these proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent on their functioning. terms of delivery and rights to change design reserved. 600-c5.indd. / pages 2- 3 / rev. 16 / 03.12.13-ec-mdm typenspektrum / types disponibles / available types: artikelnummer typenbezeichnung schaltung anschluss ausgang numro d'article dsignation polarit raccordement sortie part number part reference polarity connection output 320 920 013 dw -ad-601- c5 npn kabel / cable / cable 2 m pur schliesser / fermeture / n.o. 320 920 030 dw -ad-602- c5 npn kabel / cable / cable 2 m pur ?ffner / ouverture / n.c. 320 920 062 dw -ad-603- c5 pnp kabel / cable / cable 2 m pur schliesser / fermeture / n.o. 320 920 099 dw -ad-604- c5 pnp kabel / cable / cable 2 m pur ?ffner / ouverture / n.c. 320 920 284 dw - av - 601 - c5 - 276 npn kabel / cable / cable 0,2 m pur + stecker / connecteur / connector s8 schliesser / fermeture / n.o. 320 920 295 dw - av - 603 - c5 - 276 pnp kabel / cable / cable 0,2 m pur + stecker / connecteur / connector s8 schliesser / fermeture / n.o. 320 920 310 dw - av - 604 - c5 - 276 pnp kabel / cable / cable 0,2 m pur + stecker / connecteur / connector s8 ?ffner / ouverture / n.c. reduktionsfaktoren fr messplatte aus* / coefficients de rduction pour cible en* / correction factors for target of*: stahl fe 360 kupfer aluminium messing edelstahl v2a acier fe 360 1,0 cuivre 0,60 aluminium 0,60 laiton 0,70 acier inox v2a 0,85 steel fe 360 copper aluminum brass stainless steel v2a abmessungen / dimensions / dimensions: ansprechkurve* / courbe de rponse* / response diagram*: diese zeichnungen lassen sich aus dem internet (www.contrinex.com) herunterladen. ces dessins peuvent tre tlchargs depuis internet (www.contrinex.com). these drawings can be downloaded from internet (www.contrinex.com). data sheet contrinex ag industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland - tel: +41 26 460 46 46 - fax: +41 26 460 46 40 - internet: www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 320920062

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X